db15/25-005 ... db15/25-16 db15/25-005 ... db15/25-16 three-phase si-bridge-rectifiers dreiphasen-si-brckengleichrichter version 2014-06-24 dimensions - ma?e [mm] nominal current nennstrom 15/25 a alternating input voltage eingangswechselspannung 35...1000 v plastic case with alu bottom plastikgeh?use mit alu-boden 28.5 x 28.5 x 10 [mm] terminals anschlsse fast-on 1 ) weight approx. C gewicht ca. 21 g compound has classification ul94v-0 vergussmasse nach ul94v-0 klassifiziert standard packaging bulk standard lieferform lose im karton recognized product C underwriters laboratories inc.? file e175067 anerkanntes produkt C underwriters laboratories inc.? nr. e175067 maximum ratings grenzwerte type typ max. alternating input voltage max. eingangswechselspannung v vrms [v] repetitive peak reverse voltage periodische spitzensperrspannung v rrm [v] 2 ) db15/25-005 35 50 db15/25-01 70 100 db15/25-02 140 200 db15/25-04 280 400 db15/25-06 420 600 db15/25-08 560 800 db15/25-10 700 1000 db15/25-12 800 1200 db15/25-14 900 1400 db15/25-16 1000 1600 1 solderable per mil-std-202, method 208, terminal temperature not exceeding 260c l?tbar gem?? mil-std-202, methode 208, temperatur der anschlussdr?hte nicht h?her als 260c 2 valid per diode C gltig pro diode ? diotec semiconductor ag http://www.diotec.com/ 1 2 4 . 3 0 . 2 28.5 0.2 16 0.2 21.6 1 10 0.2 0 . 8 6 . 3 ? 5.2 = = t y p e + _
db15/25-005 ... db15/25-16 maximum ratings grenzwerte repetitive peak forward current periodischer spitzenstrom f > 15 hz i frm 100 a 1 ) peak forward surge current 50 hz half sine-wave sto?strom fr eine 50 hz sinus-halbwelle t a = 25c i fsm 350 a peak forward surge current 60 hz half sine-wave sto?strom fr eine 60 hz sinus-halbwelle t a = 25c i fsm 385 a rating for fusing, t < 10 ms grenzlastintegral, t < 10 ms t a = 25c i 2 t 630 a 2 s operating junction temperature C sperrschichttemperatur storage temperature C lagerungstemperatur t j t s -50...+150c -50...+150c characteristics kennwerte max. current with cooling fin 300 cm2 dauergrenzstrom mit khlblech 300 cm 2 t a = 50c r-load c-load i fav i fav 25 a 25 a forward voltage C durchlass-spannung t j = 25c i f = 12.5 a v f < 1.05 v 2 ) leakage current db15/25005 ... db15/2504 sperrstrom db15/2506 ... db15/2516 t j = 25c t j = 25c v r = v rrm v r = v rrm i r i r < 5 a < 10 a isolation voltage terminals to case C isolationsspg. anschlsse zum geh?use v iso > 2500 v thermal resistance junction to case C w?rmewiderst. sperrschicht C geh. r thc < 2.4 k/w admissible torque for mounting zul?ssiges anzugsdrehmoment 10-32 unf m5 18 10% lb.in. 2 10% nm 1 valid, if the temperature of the case is kept to t c = 120c C gltig, wenn die geh?usetemperatur auf t c = 120c gehalten wird 2 valid per diode C gltig pro diode 2 http://www.diotec.com/ ? diotec semiconductor ag rated forward current versus ambient temperature ) zul. richtstrom in abh. von der umgebungstemp. ) 1 1 i fav [%] 120 100 80 60 40 20 0 [c] t a 150 100 50 0 forward characteristics (typical values) durchlasskennlinien (typische werte) 10 10 10 1 10 3 2 -1 [a] i f 0.4 v f 0.8 1.0 1.2 1.4 [v] 1.8 t = 25c j t = 125c j 350a-(12.5a-1,05v)
|